| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LDT4635-391K bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LDT4635-391K bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd |
|
3 / 5 page ![]() Rev : www.leiditech.com 3/5 01.08.2021 3 可焊性 Solderability 焊接温度 Solder temperature:240±5℃; 浸渍时间 Dipping Duration:3±0.3s; ① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 元件端电极的焊锡覆盖率大 90%。 Wetting shall exceed 90% coverage. 4 耐焊性 Resistance to Soldering Heat 焊接温度 Solder temperature:260±5℃; 浸渍时间 Dipping Duration:5±1s; ① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≦ 10%。 │ △V1mA /V1mA│≦10%. 5 热冲击 Thermal Shock 高低温交替冲击 100 次。 High and low temperatures Transform for 100 Cycles. ① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≦ 10%。 │ △V1mA /V1mA│≦10%. 6 高温存放 High Temp. Storage 温度 Temperature: 150±2℃ 保持时间 Duration: 1000±24 h. 7 低温存放 Low Temp. Storage/ cold 温度 Temperature: -40±2℃ 保持时间 Duration: 1000±24 h. 8 高温负载 High Temp. Load 温度 Temperature: 150±2℃ 加载电压 Loading Voltage: VAC. 保持时间 Duration: 1000±24 h. 9 湿热负载 Damp Heat Load 温度 Temperature: 40±2℃ 湿度 Humidity: 90% ~ 95% RH. 加载电压 Loading Voltage: VAC. 保持时间 Duration: 500±12 h. 10 最大浪涌电流 Maximum Surge Current 脉冲波形 Pulse waveform: 8/20 us 冲击次数:正反各 1 次 Number of hit: each 1 time of +/- polarity 冲击电流:最大浪涌电流 Applied current: maximum surge current (Ip) ① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≦ 10%。 │ △V1mA /V1mA│≦10%. 20sec. (max.) 30min -40℃ 150℃ 30 min 30 min LDT4635-391K~LDT4635-561K |