công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS843256AMLFT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện ICS843256AMLFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  FEMTOCLOCKS??CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER W/INTEGRATED FANOUT BUFFER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

ICS843256AMLFT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Circuit Systems

Back Button ICS843256AMLFT Datasheet HTML 2Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 3Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 4Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 5Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 6Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 7Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 8Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMLFT Datasheet HTML 10Page - Integrated Circuit Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
843256AM
www.icst.com/products/hiperclocks.html
REV. A NOVEMBER 29, 2005
6
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS843256
FEMTOCLOCKS™CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL
FREQUENCY SYNTHESIZER W/INTEGRATED FANOUT BUFFER
PRELIMINARY
TYPICAL PHASE NOISE AT 125MHZ @ 3.3V
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
-170
-180
-190
-200
125MHz
RMS Phase Jitter (Random)
1.875MHz to 20MHz = 0.33ps (typical)
OFFSET FREQUENCY (HZ)
Phase Noise Result by adding
Ethernet Filter to raw data
Raw Phase Noise Data
Ethernet Filter
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
TYPICAL PHASE NOISE AT 125MHZ @ 3.3V/2.5V
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
-170
-180
-190
-200
125MHz
RMS Phase Jitter (Random)
1.875MHz to 20MHz = 0.32ps (typical)
OFFSET FREQUENCY (HZ)
Phase Noise Result by adding
Ethernet Filter to raw data
Raw Phase Noise Data
Ethernet Filter
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com