công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS843256AMT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện ICS843256AMT
Giải thích chi tiết về linh kiện  FEMTOCLOCKS??CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER W/INTEGRATED FANOUT BUFFER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

ICS843256AMT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Integrated Circuit Systems

Back Button ICS843256AMT Datasheet HTML 5Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 6Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 7Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 8Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 10Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 11Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 12Page - Integrated Circuit Systems ICS843256AMT Datasheet HTML 13Page - Integrated Circuit Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
843256AM
www.icst.com/products/hiperclocks.html
REV. A NOVEMBER 29, 2005
11
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS843256
FEMTOCLOCKS™CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL
FREQUENCY SYNTHESIZER W/INTEGRATED FANOUT BUFFER
PRELIMINARY
RELIABILITY INFORMATION
TRANSISTOR COUNT
The transistor count for ICS843256 is: 3863
TABLE 7A.
θ
JA
VS
. AIR FLOW TABLE FOR 24 LEAD SOIC
θθθθθ
JA by Velocity (Linear Feet per Minute)
0
200
500
Multi-Layer PCB, JEDEC Standard Test Boards
50°C/W
43°C/W
38°C/W
NOTE: Most modern PCB designs use multi-layered boards. The data in the second row pertains to most designs.
TABLE 7B.
θ
JA
VS
. AIR FLOW TABLE FOR 24 LEAD TSSOP
θθθθθ
JA by Velocity (Meters per Second)
0
1
2.5
Multi-Layer PCB, JEDEC Standard Test Boards
70°C/W
65°C/W
62°C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com