công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS810-06I bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện ICS810-06I
Giải thích chi tiết về linh kiện  VCXO-TO-6 LVCMOS OUTPUTS
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

ICS810-06I bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Circuit Systems

Back Button ICS810-06I Datasheet HTML 2Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 3Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 4Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 5Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 6Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 7Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 8Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems ICS810-06I Datasheet HTML 10Page - Integrated Circuit Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
81006AKI
www.icst.com/products/hiperclocks.html
REV. A JANUARY 19, 2006
6
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS81006I
VCXO-TO-6 LVCMOS OUTPUTS
Phase Noise Mask
Offset Frequency
f
1
f
2
Phase Noise Plot
RMS Jitter = Area Under the Masked Phase Noise Plot
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
SCOPE
Qx
LVCMOS
3.3V CORE/1.8V OUTPUT LOAD ACTEST CIRCUIT
2.4V±0.065V
V
DDO
-0.9V±0.1V
V
DD
0.9V±0.1V
SCOPE
Qx
LVCMOS
3.3V CORE/2.5V OUTPUT LOAD ACTEST CIRCUIT
2.05V±5%
V
DDO
-1.25V±5%
V
DD
1.25V±5%
3.3V CORE/3.3V OUTPUT LOAD AC TEST CIRCUIT
SCOPE
Qx
LVCMOS
1.65V±5%
-1.65V±5%
2.5V CORE/2.5V OUTPUT LOAD ACTEST CIRCUIT
2.5 CORE/1.8V OUTPUT LOAD AC TEST CIRCUIT
RMS PHASE JITTER
SCOPE
Qx
LVCMOS
1.6V±0.025V
V
DDO
-0.9V±0.1V
V
DD
0.9V±0.1V
V
DD,
V
DDO
GND
GND
GND
GND
SCOPE
Qx
LVCMOS
1.25V±5%
-1.25V±5%
V
DD,
V
DDO
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com