công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX20052ATC/V+ bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX20052ATC/V+
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A Synchronous-Buck LED Drivers with Integrated MOSFETs
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX20052ATC/V+ bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 19Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 20Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 21Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 22Page - Maxim Integrated Products MAX20052ATC/V+ Datasheet HTML 23Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
Figure 9. Section from MAX20051 EV Kit PCB Layout
MAX20050–MAX20053
2A Synchronous-Buck LED Drivers
with Integrated MOSFETs
www.maximintegrated.com
Maxim Integrated │ 21
RFILTER
RSENSE
COUT
L
COMPENSATION
NETWORK
CBOOST
7
MAX2005x
HEAT
COMPONENT SIDE
SOLDER SIDE
SIGNAL + POWER
AGND
SIGNAL
PGND
4
2
LED+
PGND
VIN
CIN
CFILTER
ROUTE ON INNER SIGNAL LAYER
6
1
4
8
3
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com