công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS84427CM bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Integrated Circuit Systems

tên linh kiện ICS84427CM
Giải thích chi tiết về linh kiện  CRYSTAL-TO-LVDS INTEGRATED FREQUENCY SYNTHESIZER/FANOUT BUFFER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ICST [Integrated Circuit Systems]
Trang chủ  http://www.icst.com
Logo ICST - Integrated Circuit Systems

ICS84427CM bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Integrated Circuit Systems

Back Button ICS84427CM Datasheet HTML 5Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 6Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 7Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 8Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 9Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 10Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 11Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 12Page - Integrated Circuit Systems ICS84427CM Datasheet HTML 13Page - Integrated Circuit Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 13 page
background image
84427CM
www.icst.com/products/hiperclocks.html
REV. D NOVEMBER 30, 2005
12
Integrated
Circuit
Systems, Inc.
ICS84427
CRYSTAL-TO-LVDS
INTEGRATED FREQUENCY SYNTHESIZER/FANOUT BUFFER
PRELIMINARY
PACKAGE OUTLINE - M SUFFIX FOR 24 LEAD SOIC
TABLE 8. PACKAGE DIMENSIONS
Reference Document: JEDEC Publication 95, MS-013, MO-119
L
O
B
M
Y
S
s
r
e
t
e
m
i
l
l
i
M
m
u
m
i
n
i
Mm
u
m
i
x
a
M
N4
2
A-
-5
6
.
2
1
A0
1
.
0-
-
2
A5
0
.
25
5
.
2
B3
3
.
01
5
.
0
C8
1
.
02
3
.
0
D0
2
.
5
15
8
.
5
1
E0
4
.
70
6
.
7
eC
I
S
A
B
7
2
.
1
H0
0
.
0
15
6
.
0
1
h5
2
.
05
7
.
0
L0
4
.
07
2
.
1
α
°
0°
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com