công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TF0126B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TF0126B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW DPX 1950/2140 MHz Band 1 SMD 1.8X1.4 mm (BW=60 MHz)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TF0126B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TF0126B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TF0126B Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
ANT to Rx (fT0=2140 MHz)
Parameters Description
Unit
Min
Typ
Max
Remarks
Insertion Loss
2110~2170 MHz
dB(*1)
-
1.8
2.2
Amplitude ripple
2110~2170 MHz
dB
-
0.7
1.2
Phase balance
2110~2170 MHz
Deg
-12
-8/+1
+12
Amplitude balance 2110~2170 MHz
dB
-1.2
-0.2/+0.7
+1.2
ANT
-
1.4
2.0
VSWR Rx
2110~2170 MHz
-
1.7
2.1
Attenuation:
1920~1980 MHz
dB
45
49
-
1980~2025 MHz
dB
20
41
-
2400~2500 MHz
dB
30
40
Tx to Rx
1920~1980MHz
dB
53
57
-
Isolation
2110~2170MHz
dB
47
51
-
(*1) Specification of insertion loss excludes loss that comes from the test board
C.Evaluation Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com