| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS83841 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS83841 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Integrated Circuit Systems |
|
2 / 8 page ![]() 83841BH www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. A JANUARY 20, 2006 2 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS83841 20 BIT, DDR SDRAM 2:1 MUX TABLE 1. PIN DESCRIPTIONS r e b m u Ne m a Ne p y Tn o i t p i r c s e D 8 F , 3 F , 8 EV D D r e w o P. s n i p y l p p u s e v i t i s o P 6 H , 5 H , 9 G , 2 G , 9 D , 2 D , 6 C , 5 CD N Gr e w o P. d n u o r g y l p p u s r e w o P 3 ES t u p n I t s o H s t c e l e S . t u p n I l o r t n o C . 3 e l b a T r e p n o i t c n u f t r o P , 9 B , 8 B , 6 B , 5 B , 3 B , 2 B , 2 H , 9 F , 2 F , 9 E , 2 E , 9 C 2 C 9 J , 8 J , 6 J , 5 J , 3 J , 2 J , 9 H , 2 1 H D , 3 1 H D , 4 1 H D , 5 1 H D , 6 1 H D , 7 1 H D , 1 H D , 9 H D , 0 H D , 0 1 H D , 9 1 H D , 1 1 H D , 8 1 H D 7 H D , 6 H D , 5 H D , 4 H D , 3 H D , 2 H D , 8 H D t r o P. s t r o p t s o H , 1 B , 0 1 A , 8 A , 7 A , 5 A , 2 A , 1 H , 0 1 G , 1 F , 0 1 E , 1 D , 0 1 C , 4 B 9 K , 6 K , 4 K , 3 K , 1 K , 0 1 J , 7 J , 8 1 A D , 2 1 A D , 3 1 A D , 4 1 A D , 5 1 A D , 7 1 A D , 1 A D , 9 A D , 0 A D , 0 1 A D , 9 1 A D , 1 1 A D , 6 1 A D 7 A D , 5 A D , 4 A D , 3 A D , 2 A D , 8 A D , 6 A D t r o P. s t r o p M M I D , 7 B , 9 A , 6 A , 4 A , 3 A , 1 A , 0 1 H , 1 G , 0 1 F , 1 E , 0 1 D , 1 C , 0 1 B 0 1 K , 8 K , 7 K , 5 K , 2 K , 4 J , 1 J , 3 1 B D , 2 1 B D , 4 1 B D , 5 1 B D , 6 1 B D , 7 1 B D , 8 B D , 0 B D , 9 B D , 9 1 B D , 0 1 B D , 8 1 B D , 1 1 B D 7 B D , 6 B D , 5 B D , 4 B D , 2 B D , 3 B D , 1 B D t r o P. s t r o p M M I D TABLE 2. PIN CHARACTERISTICS TABLE 3. FUNCTION TABLE t u p n I l o r t n o C n o i t c n u F S L s t r o P M M I D B = t r o P t s o H 0 4 1 = t r o P M M I D A Ω D N G o t H s t r o P M M I D A = t r o P t s o H 0 4 1 = t r o P M M I D B Ω D N G o t l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U C N I e c n a t i c a p a C n i P l o r t n o CV I V r o V 0 = D D 5F p C N O e c n a t i c a p a C n o l e n n a h CV N I V 5 . 1 =0 1F p |