công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TQP3M9018 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện TQP3M9018
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Linearity LNA Gain Block
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

TQP3M9018 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Qorvo, Inc

  TQP3M9018 Datasheet HTML 1Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc TQP3M9018 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
TQP3M9018
High Linearity LNA Gain Block
Data Sheet, Rev. N, Nov 6, 2020 | Subject to change without notice
4 of 12
www.qorvo.com
®
Typical Performance
– TQP3M9018-PCB_RF
Test conditions unless otherwise noted:
VDD = +5 V, IDD = 85 mA (typ.), Temp = +25°C
Parameter
Typical Value
Units
Frequency
500
900
1900
2700
3500
4000
MHz
Gain
22.4
21.9
20.5
19.5
18.2
17
dB
Input Return Loss
10
11
16.6
30.5
12.7
8
dB
Output Return Loss
9
10
19
16
16.6
18
dB
Output P1dB
+21.4
+21.4
+21
+20.2
+19.8
+19.2
dBm
OIP3 (1)
+38.4
+37.5
+37
+35.3
+34.7
+34.4
dBm
Noise figure (2)
1.1
1.1
1.3
1.6
2
2.5
dB
Notes:
1. OIP3 measured with two tones at an output power of +4 dBm / tone separated by 1 MHz.
2. Noise figure data listed in the table above includes PCB losses. ~0.1dB @ 2 GHz.
Performance Plots
– TQP3M9018-PCB_RF
Test conditions unless otherwise noted:
VDD = +5 V, IDD = 85 mA typ., Temp= +25°C
16
18
20
22
24
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Frequency (GHz)
Gain vs. Frequency over Temp
+85°C
+25°C
- 20°C
- 40°C
-40
-30
-20
-10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Frequency (GHz)
S11 vs. Frequency over Temp
+85°C
+25°C
- 20°C
- 40°C
-40
-30
-20
-10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Frequency (GHz)
S22 vs. Frequency over Temp
+85°C
+25°C
- 20°C
- 40°C
0
1
2
3
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Frequency (GHz)
Noise Figure vs. Frequency over Temp
+85°C
+25°C
−40°C
25
30
35
40
45
0
2
4
6
8
Pout/tone (dBm)
OIP3 vs. Pout/tone over Temp
+85°C
+25°C
- 20°C
- 40°C
Frequency = 1900 MHz
25
30
35
40
45
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Frequency (GHz)
OIP3 vs. Frequency over Temp
+85°C
+25°C
- 20°C
- 40°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com