| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IXFH26N60P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IXFH26N60P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - IXYS Corporation |
|
5 / 5 page ![]() © 2005 IXYS All rights reserved TO-268 (IXFT) Outline TO-3P (IXFQ) Outline D1 L L3 L1 E1 e E b D c A2 A1 A L2 Terminals: 1 - Gate 2 - Drain 3 - Source TAB - Drain E1 E L2 D L3 L L1 3X b 2X e c A2 A1 A E1 D1 PLUS220 (IXFV) Outline L L3 L2 L1 A1 E1 e D1 E b D c A2 A A3 L4 Terminals: 1 - Gate 2 - Drain 3 - Source 4 (TAB) - Drain E E1 D L2 A A1 L1 L L3 e 2X b c A2 L4 A3 E1 PLUS220SMD (IXFV_S) TO-247 AD (IXFH) Outline Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.7 5.3 .185 .209 A 1 2.2 2.54 .087 .102 A 2 2.2 2.6 .059 .098 b 1.0 1.4 .040 .055 b 1 1.65 2.13 .065 .084 b 2 2.87 3.12 .113 .123 C .4 .8 .016 .031 D 20.80 21.46 .819 .845 E 15.75 16.26 .610 .640 e 5.20 5.72 0.205 0.225 L 19.81 20.32 .780 .800 L1 4.50 .177 ∅P 3.55 3.65 .140 .144 Q 5.89 6.40 0.232 0.252 R 4.32 5.49 .170 .216 S 6.15 BSC 242 BSC 1 2 3 IXFH 26N60P IXFQ 26N60P IXFV 26N60P IXFV 26N60PS IXFT 26N60P |