công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS1531-T bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - ams AG

tên linh kiện AS1531-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, Single-Supply, Low-Power, 400/300ksps A/D Converters
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1531-T bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - ams AG

Back Button AS1531-T Datasheet HTML 8Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 9Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 10Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 11Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 12Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 13Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 14Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 15Page - ams AG AS1531-T Datasheet HTML 16Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 29 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 0.96
12 - 29
AS1530, AS1531
austriamicrosystems
Data Sheet
Figure 16. Offset Error vs. Temperature
Figure 17. Gain Error vs. VDD
Figure 18. Gain Error vs. Temperature
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-40
-15
10
35
60
85
Temperature (°C)
-3
-2
-1
0
1
2
3
2.7
3.1
3.5
3.9
4.3
4.7
5.1
5.5
VDD (V)
0
1
2
3
4
5
-40
-15
10
35
60
85
Temperature (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com