công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPC03-50P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

tên linh kiện IPC03-50P
Giải thích chi tiết về linh kiện  RFID Transponder
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PF [Pepperl+Fuchs Inc.]
Trang chủ  https://www.pepperl-fuchs.com/
Logo PF - Pepperl+Fuchs Inc.

IPC03-50P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

  IPC03-50P Datasheet HTML 1Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 2Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 3Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 4Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 5Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 6Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 7Page - Pepperl+Fuchs Inc. IPC03-50P Datasheet HTML 8Page - Pepperl+Fuchs Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Technical Data
RFID
ISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Mechanical specifications
Degree of protection
IP68
Material
Housing
PC (Polycarbonate)
Encapsulation compound
Epoxy
Installation
In air
yes
Construction type
Cylindrical
Offset [mm]
Reading range in air IPC03-50P
0
15
30
45
60
75
90
105
120
-60
-45
-30
-15
0
15
30
45
60
1
2
3
4
5
6
7
RFID Transponder
IPC03-50P
2
Germany: +49 621 776 1111
Pepperl+Fuchs Group
Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".
USA: +1 330 486 0001
Singapore: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com