công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XB4AS2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện XB4AS2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Selector switch, Harmony XB4, black 횠22 mm 3 position stay put 2 NO
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XB4AS2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  XB4AS2 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric XB4AS2 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric XB4AS2 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product data sheet
Characteristics
XB4AS2
Selector switch, Harmony XB4, black Ø22 mm 3
position stay put 2 NO
Product availability : Stock - Normally stocked in distribution facility
Price* : 51.00 USD
Main
Range of product
Harmony XB4
Product or Component Type
Selector switch
Device short name
XB4
Bezel material
Chromium plated metal
Fixing collar material
Zamak
Mounting diameter
0.87 in (22 mm)
Sale per indivisible quantity
1
Shape of signaling unit head
Round
Type of operator
stay put
Operator profile
Black standard handle
Operator position information
2 positions 90°
Contacts type and composition
1 NO
Contact operation
Slow-break
Connections - terminals
Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end EN/IEC 60947-1
Complementary
Height
1.85 in (47 mm)
Width
1.18 in (30 mm)
Depth
2.68 in (68 mm)
Terminals description ISO n°1
(3-4)NO
Product Weight
0.21 lb(US) (0.095 kg)
Resistance to high pressure washer
1015.26 psi (7000000 Pa) 131 °F (55 °C) 0.1 m
Contacts usage
Standard contacts
Positive opening
Without
*  Price is “List Price” and may be subject to a trade discount – check with your local distributor or retailer for actual price.
Sep 29, 2021
1


Số phần tương tự - XB4AS2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
XB4AS1 SCHNEIDER-XB4AS1 Datasheet
152Kb / 3P
Selector switch, Harmony XB4, black 횠22 mm 2 position stay put 1 NO
Sep 29, 2021
More results

Mô tả tương tự - XB4AS2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
XB4AS1 SCHNEIDER-XB4AS1 Datasheet
152Kb / 3P
Selector switch, Harmony XB4, black 횠22 mm 2 position stay put 1 NO
Sep 29, 2021
XB4BJ53 SCHNEIDER-XB4BJ53 Datasheet
158Kb / 5P
Harmony XB4, Selector switch, metal, black, 횠22, long handle, 3 position, stay put, 2 NO
Sep 29, 2021
ZB4BD29 SCHNEIDER-ZB4BD29 Datasheet
414Kb / 17P
Head for selector switch, Harmony XB4, XB5, black 횠22 mm 2 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BD201 SCHNEIDER-ZB4BD201 Datasheet
392Kb / 17P
Head for selector switch, Harmony XB4, XB5, white 횠22 mm 2 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BD203 SCHNEIDER-ZB4BD203 Datasheet
395Kb / 17P
Head for selector switch, Harmony XB4, green 횠22 mm 2 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BD205 SCHNEIDER-ZB4BD205 Datasheet
382Kb / 17P
Head for selector switch, Harmony XB4, yellow 횠22 mm 2 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BJ27 SCHNEIDER-ZB4BJ27 Datasheet
409Kb / 17P
Head for selector switch, Harmony XB4, XB5, black 횠22 mm 2 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BJ393 SCHNEIDER-ZB4BJ393 Datasheet
403Kb / 16P
Head for selector switch, Harmony XB4, black 횠22 mm 3 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BJ397 SCHNEIDER-ZB4BJ397 Datasheet
403Kb / 16P
Head for selector switch, Harmony XB4, black 횠22 mm 3 position stay put
Oct 13, 2021
ZB4BK13437 SCHNEIDER-ZB4BK13437 Datasheet
405Kb / 13P
Head for illuminated selector switch, Harmony XB4, red 횠22 mm 3 position stay put
Oct 13, 2021
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com