công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLDN-40E1AX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện SLDN-40E1AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Input Voltage Range (4.5 - 14.4 VDC)
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

SLDN-40E1AX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Bel Fuse Inc.

Back Button SLDN-40E1AX Datasheet HTML 4Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 7Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 8Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 9Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 10Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 11Page - Bel Fuse Inc. SLDN-40E1AX Datasheet HTML 12Page - Bel Fuse Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 47 page
background image
8
SLDN-40E1A
tech.support@psbel.com
TIME, t (1s/div)
TIME, t (1s/div)
Figure 7. Vo = 0.6 V, Io = Io, max
Figure 8. Vo = 1.2 V, Io = Io, max
Figure 9. Vo = 1.8 V, Io = Io, max
NOTE: Co = 6x 47 µF ceramic, VIN = 12V, Io = Io,max.
TIME, t (1s/div)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com