| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMA661AS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMA661AS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() SMA661AS 8/10 PACKAGE MECHANICAL Table 6. SOT666 (Lead-Free) Package Figure 16. SOT666 (Lead-Free) Package Dimensions DIM. mm. MIN. TYP MAX. A 0.53 0.57 0.60 A3 0.13 0.17 018 D 1.50 1.66 1.70 E 1.50 1.65 1.70 E1 1.10 1.20 1.30 L1 0.11 0.19 0.26 L2 0.10 0.23 0.30 L3 0.05 0.10 b 0.17 0.25 b1 0.27 0.34 e 0.50 Bsc e1 0.20 θ 8o 10o 12o |