công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLL502-22SSM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - PhaseLink Corporation

tên linh kiện PLL502-22SSM
Giải thích chi tiết về linh kiện  384MHz - 768MHz Low Phase Noise LVDS VCXO (12 - 24MHz Crystal)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLL [PhaseLink Corporation]
Trang chủ  http://www.phaselink.com
Logo PLL - PhaseLink Corporation

PLL502-22SSM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - PhaseLink Corporation

  PLL502-22SSM Datasheet HTML 1Page - PhaseLink Corporation PLL502-22SSM Datasheet HTML 2Page - PhaseLink Corporation PLL502-22SSM Datasheet HTML 3Page - PhaseLink Corporation PLL502-22SSM Datasheet HTML 4Page - PhaseLink Corporation PLL502-22SSM Datasheet HTML 5Page - PhaseLink Corporation PLL502-22SSM Datasheet HTML 6Page - PhaseLink Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Preliminary
PLL502-22
384MHz – 768MHz Low Phase Noise LVDS VCXO (12 – 24MHz Crystal)
47745 Fremont Blvd., Fremont, California 94538 TEL (510) 492-0990 FAX (510) 492-0991
Rev 07/17/01 Page 5
7. LVDS Switching Characteristics
PARAMETERS
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Differential Clock Rise Time
tr
0.2
0.7
1.0
ns
Differential Clock Fall Time
tf
RL = 100
Ω
CL = 10 pF
(see figure)
0.2
0.7
1.0
ns
OUT
OUT
V
OD
V
OS
50
Ω
50
Ω
OUT
V
DIFF
R
L = 100Ω
C
L = 10pF
C
L = 10pF
LVDS Switching Test Circuit
LVDS Levels Test Circuit
LVDS Transistion Time Waveform
OUT
OUT
OUT
0V (Differential)
0V
20%
80%
20%
80%
t
R
t
F
V
DIFF



Html Pages

1 2 3 4 5 6