công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPWS65R035CFD7A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IPWS65R035CFD7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V CoolMOS짧 CFD7A SJ Power Device
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPWS65R035CFD7A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG IPWS65R035CFD7A Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
9
650VCoolMOSªCFD7ASJPowerDevice
IPWS65R035CFD7A
Rev.2.0,2020-06-08
Final Data Sheet
Diagram9:Typ.transfercharacteristics
VGS[V]
0
2
4
6
8
10
12
0
100
200
300
400
500
150 °C
25 °C
ID=f(VGS);VDS=20V;parameter:Tj
Diagram10:Typ.gatecharge
Qgate[nC]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
2
4
6
8
10
12
120 V
400 V
VGS=f(Qgate);ID=35.8Apulsed;parameter:VDD
Diagram11:Forwardcharacteristicsofreversediode
VSD[V]
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
10-1
100
101
102
125 °C
25 °C
IF=f(VSD);parameter:Tj
Diagram12:Avalancheenergy
Tj[°C]
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EAS=f(Tj);ID=7.3A;VDD=50V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com