công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS21Q352 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện DS21Q352
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power 5V CMOS or Low Power 3.3V CMOS with 5V Tolerant Input & Outputs
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

DS21Q352 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Maxim Integrated Products

  DS21Q352 Datasheet HTML 1Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 2Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 3Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products DS21Q352 Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
DALLAS SEMICONDUCTOR
DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554 Preliminary Data Sheet
December 29, 1998
2
Changes from Normal DS21Q352/DS21Q552 & DS21Q354/DS21Q554 Configuration Table 1
1. The following signals are not available: XTALD / 8XCLK / TESO / TDATA / RCL / RDATA
DS21Q352 / DS21Q552 / DS21Q354 / DS21Q554 Schematic Figure 1
RCLK
CI
RLOS/LOTC
8MCLK
RLINK
RLCLK
RCHBLK
RCHCLK
RSIG
TSSYNC
TSYSCLK
TSER
TSIG
RMSYMC
TCLK
JTDO
JTDI
JTCLK
JTMS
JTRST
INT*
D0/AD0 to D7/AD7
A0 to A7/ALE
RD*
WR*
BTS
CS*
MUX
TEST
Signals Not Connected & Left Open Circuited
Include: 8XCLK / XTALD / RDATA / RCL
SCT # 1
DS21352 / DS21552 /
DS21354 / DS21554
8
8
RSIGF
RTIP
RRING
TTIP
TRING
RSER
RSYSCLK
RSYNC
CO
TCHBLK
TCHCLK
TLINK
TLCLK
LIUC
MCLK
RFSYNC
TESO
TDATA
TSYNC
RCLKO
RPOSO
RNEGO
RNEGI
RPOSI
RCLKI
TCLKO
TCLKI
TPOSO
TNEGO
TPOSI
TNEGI
FMS
See Connecting Page
DVSS
RVSS
TVSS
DVDD
TVDD
RVDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com