công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RBS-6G-F/CE bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện RBS-6G-F/CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

RBS-6G-F/CE bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  RBS-6G-F/CE Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. RBS-6G-F/CE Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. RBS-6G-F/CE Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MODEL: RBS
RBS SPECIFICATIONS
ES-1334-CE Rev.9 Page 3/3
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL DIMENSIONS & TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
3
4
5
6
2
1
8
7
50 (1.97)
107 (4.21)
127 (5)
[3.3 (.13)]
40 (1.57)
50 (1.97)
7.8 (.31)
CLAMP
(top & bottom)
DIN RAIL
35mm wide
2–4.5 (.18) dia.
MTG HOLE
15 (.59) deep
8–M3.5
SCREW
• When mounting, no extra space is needed between units.
SCHEMATIC CIRCUITRY & CONNECTION DIAGRAM
3
4
A
B
B
RTD
5
6
+
–
Isolation
Base Socket
S
Z
Output
Driver
OUTPUT
1
2
U(+)
V(–)
POWER
7
8
Burnout
Linearizer
2mA
2mA
Differential
Amplifier
+
–
Reference
Resistor
Specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com