công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1408607 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1408607
Giải thích chi tiết về linh kiện  Network cable - NBC-MRD-FRD SCO-PN
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1408607 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1408607 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1408607 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1408607
08/30/2021   Page 1 / 21
Network cable - NBC-MRD-FRD SCO-PN/.../... - 1408607
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, Variable cable type,
shielded, Plug angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, on Socket angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: D,
cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)
Key Commercial Data
Packing unit
1 pc
Custom tariff number
85444290
Country of origin
Poland
Technical data
Dimensions
Length of cable
Free input (0.2 ... 40.0 m)
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 85 °C (M12 connector)
General data
Note
This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection
Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order
no: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced
cabling)
Rated current at 40°C
4 A
Rated voltage
48 V AC
60 V DC
Number of positions
4
Signal type/category
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps


Số phần tương tự - 1408607

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1408608 PHOENIX-1408608 Datasheet
547Kb / 20P
Network cable - NBC-MSD-FRD SCO-PN
1408609 PHOENIX-1408609 Datasheet
577Kb / 19P
Network cable - NBC-FRD-R4QC SCO-PN
More results

Mô tả tương tự - 1408607

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1408632 PHOENIX-1408632 Datasheet
639Kb / 20P
NBC-MRD-R4AC SCO-PN/.../... - Network cable
1408633 PHOENIX-1408633 Datasheet
1Mb / 34P
NBC-MRD SCO-PN/.../... - Network cable
1408625 PHOENIX-1408625 Datasheet
596Kb / 19P
NBC-MSD-MRD SCO-PN/.../... - Network cable
1408628 PHOENIX-1408628 Datasheet
639Kb / 20P
NBC-MRD-R4RC SCO-PN/.../... - Network cable
1408616 PHOENIX-1408616 Datasheet
650Kb / 22P
NBC-MRD-FSD SCO-PN/.../... - Network cable
1408624 PHOENIX-1408624 Datasheet
595Kb / 19P
NBC-MRD-MRD SCO-PN/.../... - Network cable
1408626 PHOENIX-1408626 Datasheet
642Kb / 21P
NBC-MRD-R4QC SCO-PN/.../... - Network cable
1408631 PHOENIX-1408631 Datasheet
644Kb / 20P
NBC-MRD-R4ACR SCO-PN/.../... - Network cable
1408615 PHOENIX-1408615 Datasheet
1Mb / 34P
NBC-FRD SCO-PN/.../... - Network cable
1408683 PHOENIX-1408683 Datasheet
575Kb / 15P
NBC-MRD-FRD SCO/.../... - Network cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com