công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX14435 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX14435
Giải thích chi tiết về linh kiện  Four-Channel, Fast, Low-Power, 5kVRMS Digital Isolators
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX14435 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX14435 Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 19Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 20Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 21Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 22Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 23Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 24Page - Maxim Integrated Products MAX14435 Datasheet HTML 25Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
Figure 8. Example Circuit for Supply Current Calculation
SIDE B
VDDB = 3.3V
Channel
IN/
OUT
Data Rate
(Mbps)
Load Type
Load
“No Load” Current
(mA)
Load Current
(mA)
1
OUT
20
Capacitive
10pF
0.42
3.3V x 10MHz x 10pF = 0.33mA
2
OUT
0
Resistive
10kΩ
0.18
3.3V / 10kΩ = 0.33mA
3
OUT
0
0.18
4
IN
100
1.13
Total: 2.57mA
Table 4. Side B Supply Current Calculation Worksheet
VDDA
IN1
IN2
VDDB
OUT1
OUT2
IN3
OUT4
GNDA
OUT3
IN4
GNDB
ENB
ENA
10pF
20Mbps
20Mbps
100Mbps
100Mbps
2.5V
3.3V
15pF
10kΩ
2.5V
MAX14435F
MAX14434–MAX14436
Four-Channel, Fast, Low-Power,
5kVRMS Digital Isolators
www.maximintegrated.com
Maxim Integrated │ 21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com