công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P80C54SFBB bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P80C54SFBB
Giải thích chi tiết về linh kiện  80C51 8-bit microcontroller family 8K-4K/256-1K OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V-5.5V), low power, high speed (33 MHz)
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P80C54SFBB bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - NXP Semiconductors

Back Button P80C54SFBB Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors P80C54SFBB Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 56 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
8XC54/58
8XC51FA/FB/FC/80C51FA
8XC51RA+/RB+/RC+/RD+/80C51RA+
80C51 8-bit microcontroller family
8K–64K/256–1K OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V–5.5V),
low power, high speed (33MHz)
2000 Aug 07
21
SMOD1
SMOD0
–
POF
GF1
GF0
PD
IDL
PCON
(87H)
SM0 / FE
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
SCON
(98H)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
STOP
BIT
DATA BYTE
ONLY IN
MODE 2, 3
START
BIT
SET FE BIT IF STOP BIT IS 0 (FRAMING ERROR)
SM0 TO UART MODE CONTROL
0 : SCON.7 = SM0
1 : SCON.7 = FE
SU01191
Figure 8. UART Framing Error Detection
SM0
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
SCON
(98H)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
1
1
1
0
COMPARATOR
11
X
RECEIVED ADDRESS D0 TO D7
PROGRAMMED ADDRESS
IN UART MODE 2 OR MODE 3 AND SM2 = 1:
INTERRUPT IF REN=1, RB8=1 AND “RECEIVED ADDRESS” = “PROGRAMMED ADDRESS”
– WHEN OWN ADDRESS RECEIVED, CLEAR SM2 TO RECEIVE DATA BYTES
– WHEN ALL DATA BYTES HAVE BEEN RECEIVED: SET SM2 TO WAIT FOR NEXT ADDRESS.
SU00045
Figure 9. UART Multiprocessor Communication, Automatic Address Recognition



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com