công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFT4N100 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFT4N100
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiPerFET Power MOSFETs Q-Class
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFT4N100 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - IXYS Corporation

  IXFT4N100 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFT4N100 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFT4N100 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFT4N100 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4 - 4
© 2000 IXYS All rights reserved
IXFH 4N100Q
IXFT 4N100Q
T
C - Degrees Centigrade
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150
0
1
2
3
4
5
Pulse Width - Seconds
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
0.01
0.10
1.00
V
DS - Volts
0
5
10
15
20
25
30
35
10
100
1000
V
SD - Volts
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
2
4
6
8
10
Gate Charge - nC
0
1020304050
60
0
3
6
9
12
15
Crss
Coss
Ciss
V
DS = 600 V
I
D = 3 A
I
G = 10 mA
f = 1MHz
T
J = 125
OC
T
J = 25
OC
60
2000
Figure 7. Gate Charge
Figure 8. Capacitance Curves
Figure 9. Forward Voltage Drop of the Intrinsic Diode
Figure10. Drain Current vs. Case Temperature
Figure 11. Transient Thermal Resistance



Html Pages

1 2 3 4