công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF2312PCK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện RF2312PCK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Linear General Purpose Amplifier
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

RF2312PCK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Qorvo, Inc

Back Button RF2312PCK Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 10Page - Qorvo, Inc RF2312PCK Datasheet HTML 11Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Page 7 of 13
RF2312
Linear General Purpose Amplifier
Data Sheet Rev (C), December 16, 2020| Subject to change without notice
www.qorvo.com
®
Evaluation Board Schematic 
Reference
Designator
Description
Manufacturer
Manufacturer PN
PCB
75Ω PCB, SW1012-410
Qorvo
U1
15 dB 5 – 700 MHz Linear RF Amplifier
Qorvo
RF2312
C1, C2
CAP, 0.1 uF, X7R, 0603
Johanson Technology
250R14W104KV4T
C3
CAP, 0.1 uF, 5%, 25V, C0G, 1206
Murata Electronics
GRM31C5C1E104JA01L
C4
CAP, 0.5 pF, 25V, LF, 0402
AVX Asia Limited
04023J0R5ABSTR
L1
IND, 6.8 uH, 5%, W/W, 1008
Coilcraft, Inc.
1008LS-682XJLC
L2
IND, 3.9 nH, 130 mA, 0402
Murata Electronics
LQP15MN3N9B02D
R1, R2, R3, R4
RES, 121 Ω, 5%, 1/10W, 0805
Kamaya, Inc
RMC1/10-121JTP
Bill of Material – RF2312



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com