| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STW8009A bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW8009A bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 55 page ![]() STw8009/STw8019 Control registers 19/55 Chroma_coef_3 R/W 75 xxx c3(6) c3(5) c3(4) c3(3) c3(2) c3(1) c3(0) Chroma_coef_4 R/W 76 c4(7) c4(6) c4(5) c4(4) c4(3) c4(2) c4(1) c4(0) Chroma_coef_5 R/W 77 c5(7) c5(6) c5(5) c5(4) c5(3) c5(2) c5(1) c5(0) Chroma_coef_6 R/W 78 c6(7) c6(6) c6(5) c6(4) c6(3) c6(2) c6(1) c6(0) Chroma_coef_7 R/W 79 c7(7) c7(6) c7(5) c7(4) c7(3) c7(2) c7(1) c7(0) Chroma_coef_8 R/W 80 c8(7) c8(6) c8(5) c8(4) c8(3) c8(2) c8(1) c8(0) configuration9 R/W 81 main_del3 main_del2 main_del1 main_del0 xxx plg_div_y1 plg_div_y0 flt_ys luma_coef_0 R/W 82 xxx xxx l8(8) l0(4) l0(3) l0(2) l0(1) l0(0) luma_coef_1 R/W 83 l9(9) l9(8) l1(5) l1(4) l1(3) l1(2) l1(1) l1(0) luma_coef_2 R/W 84 l6(8) l2(6) l2(5) l2(4) l2(3) l2(2) l2(1) l2(0) luma_coef_3 R/W 85 l7(8) l3(6) l3(5) l3(4) l3(3) l3(2) l3(1) l3(0) luma_coef_4 R/W 86 l4(7) l4(6) l4(5) l4(4) l4(3) l4(2) l4(1) l4(0) luma_coef_5 R/W 87 l5(7) l5(6) l5(5) l5(4) l5(3) l5(2) l5(1) l5(0) luma_coef_6 R/W 88 l6(7) l6(6) l6(5) l6(4) l6(3) l6(2) l6(1) l6(0) luma_coef_7 R/W 89 l7(7) l7(6) l7(5) l7(4) l7(3) l7(2) l7(1) l7(0) luma_coef_8 R/W 90 l8(7) l8(6) l8(5) l8(4) l8(3) l8(2) l8(1) l8(0) luma_coef_9 R/W 91 l9(7) l9(6) l9(5) l9(4) l9(3) l9(2) l9(1) l9(0) configuration11 R/W 93 [0] [0] [1] [0] xxx main_if_del xxx xxx configuration12 R/W 94 [0] [0] [0] [0] [0] ennotch [0] xxx configuration13 R/W 95 [0] [0] dac12_conf [0] [0] [0] [0] [1] hue_control R/W 105 hue_cont(7 ) hue_cont(6 ) hue_cont(5 ) hue_cont(4 ) hue_cont(3 ) hue_cont(2 ) hue_cont(1 ) hue_cont(0) dac2_mult R/W 106 - - dac2_mult5 dac2_mult4 dac2_mult3 dac2_mult2 dac2_mult1 dac2_mult0 Chroma_delay R/W 108 [0] [0] [0] [0] main_chr_ del3 main_chr_ del2 main_chr_ del1 main_chr_del 0 Chroma_delay_e n R/W 109 - - - - - [0] [0] main_chr_del _en Control & power management unit registers Cpmu_conf0 R/W 128 - - - - - - - standby Cpmu_conf1 R/W 129 - - - - - - - cpmuswrst Dac1ctrl R/W 130 - - - - - poff1 notzero-d1 pedestalOnd 1 Dac2ctrl R/W 131 - - - - - poff2 notzerod2 pedestalOnd 2 Plugdet R 132 - - - - - - - loadD I_test0 R/W 133 - - - - - - - - Table 2. Register addresses Name Type N° Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 |