công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QPL1818 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Qorvo, Inc

tên linh kiện QPL1818
Giải thích chi tiết về linh kiện  75 15 dB CATV Amplifier (50 ??1800MHz)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc

QPL1818 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Qorvo, Inc

  QPL1818 Datasheet HTML 1Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 2Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 3Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 4Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 5Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 6Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 7Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 8Page - Qorvo, Inc QPL1818 Datasheet HTML 9Page - Qorvo, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
QPL1818
75 Ω 15 dB CATV Amplifier (50 – 1800MHz)
Data Sheet
– Rev C, May 19, 2021 | Subject to change without notice
- 1 of 11 -
®
Key Features
• 50 MHz to 1800 MHz Operation
• 5 V Operation
• Gain: 15 dB Typical
• Noise Figure: 2 dB
• Adjustable Bias Using External Resistors
• RoHS Compliant
Product Overview
The QPL1818 is a GaAs pHEMT single ended MMIC RF
amplifier IC featuring 15dB of gain and low noise. This
IC is designed to support DOCSIS 4.0 Amplifiers and
Nodes as well as Fiber to The Home (FTTH), Satellite,
Terrestrial TV, Home Gateways, and Cable Modems
applications from 50 to 1800MHz. The QPL1818 is
powered by a single 5 V supply and packaged in a
3 x 3 16–pin QFN.
Applications
• DOCSIS 4.0 Amplifiers
• DOCSIS 4.0 Optical Nodes
• DOCSIS 4.0 Remote PHY Devices
• FTTH GPON and GEPON
• DOCSIS 4.0 Cable Modem and Home Gateways
• Single Ended Gain Block
Functional Block Diagram
3 x 3 16
–pin QFN Package
Ordering Information
Part Number
Description
QPL1818EVB-01
Evaluation Board
QPL1818SB
Sample bag with 5 pieces
QPL1818SR
7” Reel with 100 pieces
QPL1818TR13
13” Reel with 2500 pieces


Số phần tương tự - QPL1818

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qorvo, Inc
QPL1810 QORVO-QPL1810 Datasheet
1Mb / 12P
75 20 dB CATV Amplifier 50 ??1800 MHz
QPL1810EVB-01 QORVO-QPL1810EVB-01 Datasheet
1Mb / 12P
75 20 dB CATV Amplifier 50 ??1800 MHz
QPL1810SB QORVO-QPL1810SB Datasheet
1Mb / 12P
75 20 dB CATV Amplifier 50 ??1800 MHz
QPL1810SR QORVO-QPL1810SR Datasheet
1Mb / 12P
75 20 dB CATV Amplifier 50 ??1800 MHz
QPL1810TR13 QORVO-QPL1810TR13 Datasheet
1Mb / 12P
75 20 dB CATV Amplifier 50 ??1800 MHz
More results

Mô tả tương tự - QPL1818

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TAT8884HO TRIQUINT-TAT8884HO_15 Datasheet
150Kb / 4P
50 1000 MHz 75 Ohm CATV Hybrid Amplifier
logo
Qorvo, Inc
QPB7420 QORVO-QPB7420 Datasheet
1Mb / 18P
75 20 dB CATV Amplifier 47 ??1218 MHz
QPB7425 QORVO-QPB7425 Datasheet
1Mb / 24P
75 25 dB CATV Amplifier (47 ??1218 MHz)
QPL1810 QORVO-QPL1810 Datasheet
1Mb / 12P
75 20 dB CATV Amplifier 50 ??1800 MHz
QPL1811 QORVO-QPL1811 Datasheet
1Mb / 11P
75廓 CATV Amplifier 50 ??1800MHz
QPL1812 QORVO-QPL1812 Datasheet
1Mb / 11P
75廓 CATV,19dB Gain, Single Ended Amplifier, 50 ??1800MHz
QPL1815 QORVO-QPL1815 Datasheet
1Mb / 10P
75廓 CATV Amplifier 50 ??1800MHz
Oct 21 , 2020
QPB7420 QORVO-QPB7420_V01 Datasheet
1Mb / 22P
75 廓 20 dB CATV Amplifier 47 ??1218 MHz
Aug 30, 2021
QPB7425 QORVO-QPB7425_V01 Datasheet
2Mb / 30P
75 廓 25 dB CATV Amplifier (47 ??1218 MHz)
August 25, 2021
QPB8957 QORVO-QPB8957 Datasheet
1Mb / 13P
75廓 28dB CATV Doubler Amplifier 50 - 1003MHz
July 29, 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com