công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7K4DH-1-DAC32C-R bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện R7K4DH-1-DAC32C-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Remote I/O R7K4D Series HI-SPEED LINK SYSTEM I/O MODULE
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

R7K4DH-1-DAC32C-R bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - M-System Co.,Ltd.

  R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 7Page - M-System Co.,Ltd. R7K4DH-1-DAC32C-R Datasheet HTML 8Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MODEL: R7K4DH-1-DAC32C
R7K4DH-1-DAC32C SPECIFICATIONS
ES-7796-G Rev.1 Page 7/8
http://www.m-system.co.jp/
MOUNTING REQUIREMENTS unit: mm (inch)
220 (8.66)
2–M4
SCHEMATIC CIRCUITRY & CONNECTION DIAGRAM
Note: In order to improve EMC performance, bond the FE terminal to ground.
Caution: FE terminal is NOT a protective conductor terminal.
OUTPUT Y0
OUTPUT YF
:
:
:
:
:
:
Control
Circuit
Comm.
Circuit
SLD
NC
NC
NC
TXD+ (TR+)
TXD− (TR–)
RXD+ (NC)
RXD− (NC)
HLS1
1
2
4
3
6
5
8
7
SLD
NC
NC
NC
TXD+ (TR+)
TXD− (TR–)
RXD+ (NC)
RXD− (NC)
HLS2
1
2
4
3
6
5
8
7
Power
Circuit
SNSR.EXC+
SNSR.EXC–
FE
PWR–
PWR+
1
2
4
5
3
POWER SUPPLY (IN)
SENSOR EXC. (IN)
SNSR.EXC+
SNSR.EXC–
FE
PWR–
PWR+
1
2
4
5
3
POWER SUPPLY (OUT)
SENSOR EXC. (OUT)
X0
GND
NC
GND
NC
+24V
INPUT X0
1
2
4
3
XF
+24V
1
2
4
3
INPUT XF
Isolation
Detecting
Circuit
Detecting
Circuit
:
:
:
:
■ 2-Wire Sensor
Xn
GND
NC
+24V
1
2
4
3
Detecting Circuit
Y0
GND
NC
+24V
1
2
4
3
YF
GND
NC
+24V
1
2
4
3
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com