công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC885CZP133 bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC885CZP133
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC885/MPC880 PowerQUICC Hardware Specifications
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC885CZP133 bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC885CZP133 Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors MPC885CZP133 Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 87 page
background image
MPC885/MPC880 PowerQUICC Hardware Specifications, Rev. 7
Freescale Semiconductor
63
CPM Electrical Characteristics
Figure 64. Ethernet Transmit Timing Diagram
12.9
SMC Transparent AC Electrical Specifications
Table 25 provides the SMC transparent timings as shown in Figure 65.
Table 25. SMC Transparent Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
150
SMCLK clock period1
1
SyncCLK must be at least twice as fast as SMCLK.
100
—
ns
151
SMCLK width low
50
—
ns
151A
SMCLK width high
50
—
ns
152
SMCLK rise/fall time
—
15
ns
153
SMTXD active delay (from SMCLK falling edge)
10
50
ns
154
SMRXD/SMSYNC setup time
20
—
ns
155
RXD1/SMSYNC hold time
5
—
ns
TCLK1
128
TxD1
(Output)
128
TENA(RTS1)
(Input)
Notes:
Transmit clock invert (TCI) bit in GSMR is set.
If RENA is negated before TENA or RENA is not asserted at all during transmit, then the
CSL bit is set in the buffer descriptor at the end of the frame transmission.
1.
2.
RENA(CD1)
(Input)
133
134
132
131
121
129
(Note 2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com