công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC977LP4ETR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC977LP4ETR
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs, MMIC, I/Q, Downconverter, 20 GHz to 28 GHz
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC977LP4ETR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button HMC977LP4ETR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 10Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 11Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 12Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 13Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 14Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 15Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 16Page - Analog Devices HMC977LP4ETR Datasheet HTML 17Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
Data Sheet
HMC977
Rev. D | Page 13 of 20
DATA TAKEN AS IRM WITH EXTERNAL 90° HYBRID AT THE IF PORTS, IF = 3300 MHz, UPPER SIDEBAND
25
0
5
10
15
20
20
21
23
22
24
25
26
27
28
RF FREQUENCY (GHz)
+85°C
+25°C
–40°C
Figure 42. Conversion Gain vs. RF Frequency Over Temperature,
LO Drive = 6 dBm
0
–50
+85°C
+25°C
–40°C
20
21
23
22
24
25
26
27
28
RF FREQUENCY (GHz)
–40
–30
–20
–10
Figure 43. Image Rejection vs. RF Frequency Over Temperature,
LO Drive = 6 dBm
25
0
5
10
15
20
20
21
23
22
24
25
26
27
28
RF FREQUENCY (GHz)
2dBm
4dBm
6dBm
8dBm
Figure 44. Conversion Gain vs. RF Frequency at Various LO Drives
15
–15
20
21
23
22
24
25
26
27
28
RF FREQUENCY (GHz)
+85°C
+25°C
–40°C
–10
–5
0
5
10
Figure 45. Input IP3 vs. RF Frequency Over Temperature, LO Drive = 6 dBm
15
–15
20
21
23
22
24
25
26
27
28
RF FREQUENCY (GHz)
–10
–5
0
5
10
2dBm
4dBm
6dBm
8dBm
Figure 46. Input IP3 vs. RF Frequency at Various LO Drives



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com