công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OBG8000-R201-2EP-IO-V1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

tên linh kiện OBG8000-R201-2EP-IO-V1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Retroreflective sensor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PF [Pepperl+Fuchs Inc.]
Trang chủ  https://www.pepperl-fuchs.com/
Logo PF - Pepperl+Fuchs Inc.

OBG8000-R201-2EP-IO-V1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

  OBG8000-R201-2EP-IO-V1 Datasheet HTML 1Page - Pepperl+Fuchs Inc. OBG8000-R201-2EP-IO-V1 Datasheet HTML 2Page - Pepperl+Fuchs Inc. OBG8000-R201-2EP-IO-V1 Datasheet HTML 3Page - Pepperl+Fuchs Inc. OBG8000-R201-2EP-IO-V1 Datasheet HTML 4Page - Pepperl+Fuchs Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Germany: +49 621 776 1111
Pepperl+Fuchs Group
Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".
USA: +1 330 486 0001
Singapore: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
1
Retroreflective sensor
OBG8000-R201-2EP-IO-V1
Dimensions
Electrical connection
Pinout
Indicators/operating means
6
29.9
5.8
7
7
41.7
M12 x 1
1
L+
4
2
3
Q
C/Q
L-
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Wire colors in accordance with EN 60947-5-2
(brown)
(white)
(blue)
(black)
1
Mode rotary switch
2
Teach-in button
3
Operating indicator/dark-on
4
Function indicator
5
Operating indicator/light-on
N
Normal operation
I
10 % contrast detection
II
18 % contrast detection
III
40 % contrast detection
L/D Switching type
0
Keylock
1
2
3
4
5
N
I
III
L/D
0
II
GN
YE
GN
Model Number
OBG8000-R201-2EP-IO-V1
Retroreflective sensor (glass)
with fixed cable and M12 connector, 4-pin
Features
• Medium design with versatile
mounting options
• Detects transparent objects, i.e., clear
glass, PET and transparent films
• Two machines in one: clear object
detection or reflection operating
mode with long range
• High degree of protection IP69K
• IO-link interface for service and
process data
Product information
The optical sensors in the series are the first
devices to offer an end-to-end solution in a
medium-sized standard design—from the
thru-beam sensor through to the measuring
distance sensor. As a result of this design,
the sensors are able to perform practically all
standard automation tasks.
The entire series enables sensors to
communicate via IO-Link.
The DuraBeam laser sensors are durable and
can be used in the same way as a standard
sensor.
Multi Pixel Technology (MPT) ensures that
the standard sensors are flexible and
can be adapted to the application
environment.


Số phần tương tự - OBG8000-R201-2EP-IO-V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
OBG8000-R201-2EP-IO-V15 PF-OBG8000-R201-2EP-IO-V15 Datasheet
437Kb / 4P
Retroreflective sensor
More results

Mô tả tương tự - OBG8000-R201-2EP-IO-V1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
RLK29-55-5060 PF-RLK29-55-5060 Datasheet
1Mb / 6P
Retroreflective sensor
OBG4000-R103-2EP-IO PF-OBG4000-R103-2EP-IO Datasheet
382Kb / 4P
Retroreflective sensor
OBG5000-R100-EP-IO-V3 PF-OBG5000-R100-EP-IO-V3 Datasheet
417Kb / 4P
Retroreflective sensor
OBG5000-R101-2EP1-IO PF-OBG5000-R101-2EP1-IO Datasheet
414Kb / 4P
Retroreflective sensor
OBG5000-R101-2EP1-IO-V31 PF-OBG5000-R101-2EP1-IO-V31 Datasheet
445Kb / 4P
Retroreflective sensor
OBG5000-R101-2EP-IO PF-OBG5000-R101-2EP-IO Datasheet
414Kb / 4P
Retroreflective sensor
OBG5000-R101-2P1-IO-V31 PF-OBG5000-R101-2P1-IO-V31 Datasheet
381Kb / 3P
Retroreflective sensor
OBR10M-R101-2EP-IO-1R-IR PF-OBR10M-R101-2EP-IO-1R-IR Datasheet
1Mb / 6P
Retroreflective sensor
OBG8000-R201-2EP-IO-V15 PF-OBG8000-R201-2EP-IO-V15 Datasheet
437Kb / 4P
Retroreflective sensor
ML100-55-8032 PF-ML100-55-8032 Datasheet
982Kb / 5P
Retroreflective sensor
2023-03-28
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com