công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S2D-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - T&S Brass. All Rights Reserved.

tên linh kiện S2D-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A, 200V - 1000V Standard Surface Mount Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TS [T&S Brass. All Rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.tsbrass.com/
Logo TS - T&S Brass. All Rights Reserved.

S2D-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - T&S Brass. All Rights Reserved.

  S2D-T Datasheet HTML 1Page - T&S Brass. All Rights Reserved. S2D-T Datasheet HTML 2Page - T&S Brass. All Rights Reserved. S2D-T Datasheet HTML 3Page - T&S Brass. All Rights Reserved. S2D-T Datasheet HTML 4Page - T&S Brass. All Rights Reserved. S2D-T Datasheet HTML 5Page - T&S Brass. All Rights Reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
S2D-T
– S2M-T
Taiwan Semiconductor
4
Version: C2102
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DO-214AA (SMB)
SUGGESTED PAD LAYOUT
MARKING DIAGRAM
P/N
= Marking Code
G
= Green Compound
YW
= Date Code
F
= Factory Code



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com