công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S5KBH bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện S5KBH
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A, 400V - 1000V Surface Mount Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

S5KBH bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  S5KBH Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S5KBH Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S5KBH Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S5KBH Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S5KBH Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S5KBH Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
S5GBH
– S5MBH
Taiwan Semiconductor
5
Version: A2102
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DO-214AA (SMB)
SUGGESTED PAD LAYOUT
MARKING DIAGRAM
P/N
= Marking Code
G
= Green Compound
YW
= Date Code
F
= Factory Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com