công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL084CD bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL084CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL08xx FET-Input Operational Amplifiers
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL084CD bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Texas Instruments

Back Button TL084CD Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TL084CD Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 70 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
2.95
2.65
1.1 MAX
6X 0.65
8X 0.4
0.2
2X
1.95
TYP
0.20
0.08
0 - 8
0.1
0.0
0.25
GAGE PLANE
0.6
0.3
A
NOTE 3
2.95
2.85
B
1.65
1.55
4222047/B 11/2015
SOT-23 - 1.1 mm max height
DDF0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
1
8
0.1
C A
B
5
4
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com