công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R30BS06/Q bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện R30BS06/Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Remote I/O R30 Series INSTALLATION BASE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

R30BS06/Q bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

  R30BS06/Q Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. R30BS06/Q Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. R30BS06/Q Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. R30BS06/Q Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. R30BS06/Q Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MODEL: R30BS
R30BS SPECIFICATIONS
ES-9008 Rev.5 Page 2/5
https://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL VIEW
Mount the power supply module and network module on the dedicated slots (PWR and COM), and do not mount on I/O slots.
PWR slot is on the left end and COM slot is on the immediate right of PWR slot. The I/O slots are numbered in the ascending
order starting from the one on the immediate right of the network module (slot 1, slot 2...).
For model: TR30 or DL30, mount it on the PWR and COM slot.
PWR
COM
I/O1
I/O n
EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm [inch]
■R30BS00
2–4.5 [.28] dia. MTG HOLE
3 [.12] deep
4 [.16]
110 [4.33]
50 [1.97]
50 [1.97]
DIN RAIL
35mm wide
24 [.94]
(5 [.20])



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com