| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MUWT0215W2-C/Q bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - M-System Co.,Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MUWT0215W2-C/Q bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - M-System Co.,Ltd. |
|
5 / 5 page ![]() MODEL: MUWT MUWT SPECIFICATIONS ES-1926 Rev.3 Page 5/5 http://www.m-system.co.jp/ EXTERNAL DIMENSIONS & TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch) 72 (2.83) 109 (4.29) 139 (5.47) [3.3 (.13)] 60 (2.36) 72 (2.83) 7.8 (.31) CLAMP (top & bottom) DIN RAIL 35mm wide 2–4.5 (.18) dia. MTG HOLE 25 (.98) deep 14–M3.5 SCREW •When mounting, no extra space is needed between units. 12 5 6 14 1 10 4 3 7 8 CT PROTECTOR (model: CTM) 1 2 1 MUWT-2 2 MUWT-1, 3 1 Positions of CTM 9 15 11 2 Specifications are subject to change without notice. |