công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL072ACDE4 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL072ACDE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL072ACDE4 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Texas Instruments

Back Button TL072ACDE4 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TL072ACDE4 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 88 page
background image
6.26 Typical Characteristics: TL07xH (continued)
at TA = 25°C, VS = 40 V ( ±20 V), VCM = VS / 2, RLOAD = 10 kΩ connected to VS / 2, and CL = 20 pF (unless otherwise noted)
Figure 6-13. Output Voltage Swing vs Output Current (Sinking)
Figure 6-14. CMRR and PSRR vs Frequency
f = 0 Hz
Figure 6-15. CMRR vs Temperature (dB)
f = 0 Hz
Figure 6-16. PSRR vs Temperature (dB)
Figure 6-17. 0.1-Hz to 10-Hz Noise
Figure 6-18. Input Voltage Noise Spectral Density vs Frequency
TL071, TL071A, TL071B, TL071H
TL072, TL072A, TL072B, TL072H, TL072M
TL074, TL074A, TL074B, TL074H, TL074M
SLOS080S – SEPTEMBER 1978 – REVISED JULY 2021
www.ti.com
28
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL071 TL071A TL071B TL071H TL072 TL072A TL072B TL072H TL072M TL074 TL074A
TL074B TL074H TL074M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com