công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6221AD bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6221AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD DARLINGTON SWITCH
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6221AD bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button L6221AD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L6221AD Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
Multiwatt15 V
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.02
1.27
1.52
0.040
0.050
0.060
G1
17.53
17.78
18.03
0.690
0.700
0.710
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.870
0.886
L2
17.65
18.1
0.695
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.63
5.08
5.53
0.182
0.200
0.218
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
L6221AS - L6221AD - L6221N
13/15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15