công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE25AA160GFMLTH bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE25AA160GFMLTH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial NOR Flash Memory 3.0V Multi I/O with 4KB,32KB & 64KB Sector/Block Erase
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE25AA160GFMLTH bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - ACE Technology Co., LTD.

Back Button ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 38Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 39Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 40Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 41Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 42Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 43Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 44Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 45Page - ACE Technology Co., LTD. ACE25AA160GFMLTH Datasheet HTML 46Page - ACE Technology Co., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 46 page
background image
ACE25AA160G
Serial NOR Flash Memory 3.0V Multi I/O with 4KB,32KB & 64KB Sector/Block Erase
VER 1.2
44
Packaging information
TSSOP-8
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
D
2.900
3.100
0.114
0.122
E
4.300
4.500
0.169
0.177
b
0.190
0.300
0.007
0.012
c
0.090
0.200
0.004
0.008
E1
6.250
6.550
0.246
0.258
A
1.200
0.047
A2
0.800
1.000
0.031
0.039
A1
0.050
0.150
0.002
0.006
e
0.65 (BSC)
0.026 (BSC)
L
0.500
0.700
0.020
0.028
H
0.25 (TYP)
0.01 (TYP)
θ
1°
7°
1°
7°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com