công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

48NDR-0GD-R/Q bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện 48NDR-0GD-R/Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bargraph Indicators 48N Series
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

48NDR-0GD-R/Q bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - M-System Co.,Ltd.

Back Button 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 7Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 8Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 9Page - M-System Co.,Ltd. 48NDR-0GD-R/Q Datasheet HTML 10Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
MODEL: 48NDR
48NDR SPECIFICATIONS
ES-9443 Rev.13 Page 8/10
http://www.m-system.co.jp/
PANEL CUTOUT unit: mm
31.5
Note 1: Observe at the minimum of 3 cm above and below the units
for heat dissipation.
Note 2: No bezel is needed when the panel is cut according to the
above drawings.
Panel thickness: 1.6 – 8.0 mm
■ SINGLE MOUNTING
(Conform to degree of protection IP65)
L
Panel thickness: 1.6 – 8.0 mm
L = {31.5 + 36 × (N – 1)}
(N : number of units)
+1
–0
■ CLUSTERED MOUNTING
(Not conform to degree of protection IP65)
+1
–0
61.5 min.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com