công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820-E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SIDE DRIVER
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820-E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  VN820-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN820-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
VN820-E / VN820SO-E / VN820SP-E / VN820B5-E / VN820PT-E
2/38
Figure 2. Block Diagram
Table 3. Absolute Maximum Ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
PowerSO-10 PENTAWATT P2PAK SO-16L PPAK
VCC
DC Supply Voltage
41
V
- VCC
Reverse DC Supply Voltage
- 0.3
V
- IGND
DC Reverse Ground Pin Current
- 200
mA
IOUT
DC Output Current
Internally Limited
A
- IOUT
Reverse DC Output Current
- 9
A
IIN
DC Input Current
+/- 10
mA
ISTAT
DC Status Current
+/- 10
mA
VESD
Electrostatic Discharge
(Human Body Model: R=1.5K
Ω; C=100pF)
- INPUT
- STATUS
- OUTPUT
- VCC
4000
4000
5000
5000
V
V
V
V
EMAX
Maximum Switching Energy (L=4mH; RL=0
Ω;
Vbat=13.5V; Tjstart=150ºC; IL=13A)
481
481
mJ
EMAX
Maximum Switching Energy (L=3.7mH;
RL=0
Ω; Vbat=13.5V; Tjstart=150ºC; IL=13A)
438
mJ
EMAX
Maximum Switching Energy (L=4.48mH;
RL=0
Ω; Vbat=13.5V; Tjstart=150ºC; IL=13A)
526
mJ
Ptot
Power Dissipation TC=25°C
65.8
65.8
65.8
8.3
65.8
W
Tj
Junction Operating Temperature
Internally Limited
°C
Tc
Case Operating Temperature
- 40 to 150
°C
Tstg
Storage Temperature
- 55 to 150
°C
UNDERVOLTAGE
OVERTEMPERATURE
VCC
GND
INPUT
OUTPUT
OVERVOLTAGE
CURRENT LIMITER
LOGIC
DRIVER
Power CLAMP
STATUS
VCC
CLAMP
ON STATE OPENLOAD
OFF STATE OPENLOAD
AND OUTPUT SHORTED TO VCC
DETECTION
DETECTION
DETECTION
DETECTION
DETECTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com