| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NAND01G-B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NAND01G-B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 64 page ![]() NAND01G-B, NAND02G-B Summary description 11/64 Table 3. Signal Names I/O8-15 Data Input/Outputs for x16 devices I/O0-7 Data Input/Outputs, Address Inputs, or Command Inputs for x8 and x16 devices AL Address Latch Enable CL Command Latch Enable E Chip Enable R Read Enable RB Ready/Busy (open-drain output) W Write Enable WP Write Protect PRL Power-Up Read Enable, Lock/Unlock Enable VDD Supply Voltage VSS Ground NC Not Connected Internally DU Do Not Use |