công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWF3N80A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SWF3N80A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SWF3N80A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SWF3N80A Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SWF3N80A Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig. 6 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
Fig. 7 - Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig. 8 - Maximum Safe Operating Area
2400
2000
1600
1200
0
400
800
100
101
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
rss
C
oss
V
GS = 0 V, f = 1 MHz
C
iss = Cgs + Cgd, Cds Shorted
C
rss = Cgd
C
oss = Cds + Cgd
91114_05
QG, Total Gate Charge (nC)
20
16
12
8
0
4
0
8
40
32
24
16
V
DS = 180 V
V
DS = 240 V
For test circuit
see figure 13
V
DS = 300 V
91114_06
I
D = 3.2 A
101
100
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.6
1.4
1.2
1.0
0.8
25
°C
150
°C
V
GS = 0 V
91114_07
10 µs
100 µs
1 ms
10 ms
Operation in this area limited
by R
DS(on)
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
J = 150 °C
Single Pulse
10-2
103
0.1
2
5
0.1
2
5
1
2
5
10
2
5
25
1
25
10
25 102
25
103
25
104
91114_08
102
2
5
SWF3N80A
4
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com