công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP48FVB12T-E/UN bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP48FVB12T-E/UN
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-/10-/12-Bit Single/Dual Voltage Output Volatile Digital-to-Analog Converters with SPI Interface
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP48FVB12T-E/UN bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - Microchip Technology

Back Button MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 67Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 68Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 69Page - Microchip Technology MCP48FVB12T-E/UN Datasheet HTML 70Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 84 page
background image
MCP48FVBXX
DS20005466A-page 66
 2015 Microchip Technology Inc.
8.7
Serial Interface Communication
Times
Table 8-1 shows time/frequency of the supported
operations of the SPI serial interface for the different
serial interface operational frequencies. This, along
with the VOUT output performance (such as slew rate),
would be used to determine your application’s volatile
DAC register update rate.
TABLE 8-1:
SERIAL INTERFACE TIMES / FREQUENCIES
Command
# of Bit
Clocks (1)
Data Update Rate
(8-bit/10-bit/12-bit)
(Data Words/Second)
Comments
Operation
Code
Mode
C
1
C
0
1 MHz
10 MHz
20 MHz (2)
Write Command
0
0 Single
24
41,666
416,666
833,333
0
0 Continuous
24
n
41,666
416,666
833,333
For 10 data words
Read Command
1
1 Single
24
41,666
416,666
N.A.
1
1 Continuous
24
n
41,666
416,666
N.A.
For 10 data words
Note 1:
“n” indicates the number of times the command operation is to be repeated.
2:
Write
command only.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com