công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPTPS bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320F28375DPTPS
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPTPS bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TMS320F28375DPTPS Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 226 page
background image
TMS
TDI
TDO
PD
RTCK
TCK
EMU0
TRST
TDIS
GND
KEY
GND
GND
EMU1
GND
GND
TCK
TDO
TDI
TMS
TRST
RESET
EMU2
EMU4
EMU3
GND
GND
open
drain
A low pulse from the JTAG debug probe
can be tied with other reset sources
to reset the board.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
16
15
18
17
20
19
3.3 V
3.3 V
3.3V
100 W
2.2 kW
4.7 kW
4.7 kW
GND
GND
MCU
Distance between the header and the target
should be less than 6 inches (15.24 cm).
Figure 8-10. Connecting to the 20-Pin JTAG Header
TMS320F28379D, TMS320F28379D-Q1, TMS320F28378D, TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1, TMS320F28376D, TMS320F28375D, TMS320F28374D
SPRS880O – DECEMBER 2013 – REVISED FEBRUARY 2021
www.ti.com
72
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMS320F28379D TMS320F28379D-Q1 TMS320F28378D TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1 TMS320F28376D TMS320F28375D TMS320F28374D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com