| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CS1694EO bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS1694EO bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 10 page ![]() CS1694 第 2 页 共 9 页 管脚说明 管 脚 名 管脚序号 I/O 管 脚 描 述 Osc 1 I 振荡器输入引脚 外接的振荡电阻决定了振荡器的频率 Din & Dout 2 I/O N 沟开漏结构的串行数据输入输出端口 Clk 上升沿处输入数 据 从低位开始 Clk 下降沿处输出数据 Clk 3 I 时钟输入端口 上升沿处输入数据 下降沿处输出数据 Stb 4 I 串行接口使能端口 Stb 下降沿后第一个数据作为控制指令 当其为高电平时 Clk 无效 Key1~Key2 5 6 I 按键数据输入端口 每次显示周期结束 按键数据锁存一次 内部采用下拉电阻结构 Gnd 22 25 28 - 低电平端口 Seg1/Ks1 Seg10/Ks10 8 17 O P 沟开漏结构的 Seg 输出端口 也用作按键扫描信号 Seg12/Grid7 18 O Seg Grid 共用输出端口 Vdd 7 21 - 电源端口 Grid6 Grid1 19 20 23 24 26 27 O Grid 输出端口 功能说明 电路上电后 RC 振荡器起振 然后通过内部的复位电路对电路进行初始化 如操作模式 显示 模式等 电路初始化后 可通过串行接口从 MCU 接受指令 数据等信息 只有当 Stb 为低电平时 Clk 才有效 才可以通过 Din & Dout 端口与 MCU 之间交换信息 接收数据时 Stb 从高电平变为低 电平后的第一个 byte 作为指令用 无论是接受数据 还是发送数据 总是从字节的最低位开始 从数据流程看 电路内含有三条数据流 1 串行口 串 /并转换 数据 RAM Seg 输出 2 串行口 串 /并转换 指令译码 控制信息 3 按键口 按键锁存 按键 RAM 串并转换 Dout 输出 指令说明 CS1694 共有 4 条指令 显示模式设置指令 操作模式设置指令 数据 RAM 地址设置指令 显 示控制指令 指令的高两位是指令识别码 用以识别所接受的是何种指令 然后指向对应的译码器 产生对应的微操作 每条指令里的不相关位可以为 1 也可以为 0 对电路的动作不影响 指令 1 显示模式设置指令 该条指令决定了显示时的 Seg 数和 Grid 数 在该条指令里 指令识别码为 00 无关位 是 b2 b5 电路在显示前 首先要执行显示控制指令用以打开显示 电路在初始化后 选 用的是 7Grids 11Segs 模式 其具体格式如下图 不相关位 高位 低位 显示模式设置 10 6Grids 11Segs 11 7Grids 10Segs 0 0 b1 b0 指令 2 操作模式设置指令 该条指令主要是用来设置写数据操作还是读按键数据操作 另外还可以设置是正常工作模 式还是测试模式 主要是测试 OSC 以及在写数据时地址的操作模式 在该条指令里 指令识别码为 01 无关位是 b4 b5 电路初始化后 低四位均被设置为 0 其具体格式 如下图 |