công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L431M5A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện L431M5A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

L431M5A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button L431M5A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers L431M5A Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
7
2.5V Low-Voltage Adjustable
Precision Shunt Regulator
NIKO-SEM
L431
JAN-08-Y02
APPLICATION CIRCUIT
+
10uF
+
Cout
+
Cin
P01N02LM or P3055L
L431 or L432
R1
R2
1K
5V or 12V
Vin
Vout
G
D
S
A
K
R
Niko
Niko
Vout = (1 +
) Vref
R2
R1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com