công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTPE-72-K3/T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện LTPE-72-K3/T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Transducer Series LT-UNIT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

LTPE-72-K3/T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  LTPE-72-K3/T Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. LTPE-72-K3/T Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. LTPE-72-K3/T Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MODEL: LTPE
LTPE SPECIFICATIONS
ES-3353 Rev.13 Page 3/3
https://www.m-system.co.jp/
CONNECTION DIAGRAM
4
U(+)
V(–)
6
7
5
V
U
v
u
FUSE
VT
LOAD
SOURCE
1
2
*The transducer can be powered from the input voltage
when the voltage is sufficiently stable and meets within
the range of auxiliary power supply of the unit specified
in the data sheet/instruction manual.
+
–
OUTPUT
AUXILIARY POWER*
EXTERNAL DIMENSIONS & TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm [inch]
5
4
6
7
1
2
3
[4 (.16)]
143 (5.63)
DIN RAIL
35mm wide
8 (.31)
27 (1.06)
39 (1.54)
• When mounting, no extra space is needed between units.
2–M4 MTG HOLE
7–M4 SCREW
10 (.39)
3
(.12)
TERMINAL COVER (option /T)
Specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com