công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74HCS238DYY bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74HCS238DYY
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74HCS238 3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer with Schmitt-Trigger Inputs
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74HCS238DYY bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button SN74HCS238DYY Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74HCS238DYY Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 32 page
background image
www.ti.com
GENERIC PACKAGE VIEW
This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.
WQFN - 0.8 mm max height
BQB 16
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
2.5 x 3.5, 0.5 mm pitch
4226161/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com