công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALV-4W41-C/Q bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

tên linh kiện ALV-4W41-C/Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Limit Alarms (rotary switch adj.) AL-UNIT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Trang chủ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

ALV-4W41-C/Q bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  ALV-4W41-C/Q Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. ALV-4W41-C/Q Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. ALV-4W41-C/Q Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. ALV-4W41-C/Q Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MODEL: ALV
ALV SPECIFICATIONS
ES-2717 Rev.8 Page 3/4
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL VIEW
No.1 Setpoint Rotary SW (x10%)
No.1 Setpoint Rotary SW (x1%)
No.2 Setpoint Rotary SW (x10%)
No.2 Setpoint Rotary SW (x1%)
No.1 LED
No.2 LED
EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm (inch)
50 (1.97)
103 (4.06)
132 (5.20)
• When mounting, no extra space is needed between units.
5
6
7
8
2
1
11
10
[3.3 (.13)]
40 (1.57)
50 (1.97)
7.8 (.31)
CLAMP
(top & bottom)
DIN RAIL
35mm wide
2–4.5 (.18) dia.
MTG HOLE
25 (.98) deep
11–M3.5
SCREW
3
9
4
TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
7
8
2
1
11
10
3
9
4
INPUT RESISTOR
(model: REM)
5
6
Input shunt resistor attached
for current input.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com