công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTEU-CP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện CTEU-CP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bus node
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

CTEU-CP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  CTEU-CP Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. CTEU-CP Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bus node
CTEU-CP
Part number: 2149714
Data sheet
Feature
Value
Dimensions W x L x H
40 mm x 91 mm x 50 mm
Type of mounting
On electrical interface
On electrical sub-base
KC characters
KC EMC
Fieldbus interface, protocol
CPI-B
Fieldbus interface 2, connection type
Socket
Fieldbus interface, type
CP installation system
Fieldbus interface, function
Incoming bus connection
Power supply
Fieldbus interface, transmission rate
1000 kbit/s
Fieldbus interface, connection pattern
00992012
Fieldbus interface 2, function
Bus connection, forwarding
Power supply
Fieldbus interface, connection technology
M9x0.5
Fieldbus interface 2, connection technology
M9x0.5
Fieldbus interface, connection type
Plug
Fieldbus interface 2, connection pattern
00995398
Note on degree of protection
In mounted state
Unused connections sealed
Power failure buffering
10 ms
Fieldbus interface, number of poles/wires
5
Fieldbus interface 2, number of poles/wires
5
Width dimension
40 mm
Type code
CTEU
Diagnostics
Communication error
System diagnostics
Undervoltage
Configuration support
None
Parameterization
Diagnostic behavior
Fail-safe response
Control elements
DIL switch
Internal cycle time
2 ms per 2 byte of user data
DC operating voltage range
18 V ... 30 V
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage
Typ. 50 mA
Max. power supply
3.4 A
Nominal operating voltage DC
24 V
Protocol
CPI-B
CE marking (see declaration of conformity)
As per EU EMC directive
6/8/21 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
1/2


Số phần tương tự - CTEU-CP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
CTEU-CC FESTO-CTEU-CC Datasheet
78Kb / 2P
Bus node
CTEU-CO FESTO-CTEU-CO Datasheet
80Kb / 2P
Bus node
More results

Mô tả tương tự - CTEU-CP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
570038 FESTO-570038 Datasheet
80Kb / 2P
Bus node
570039 FESTO-570039 Datasheet
81Kb / 2P
Bus node
570040 FESTO-570040 Datasheet
78Kb / 2P
Bus node
572555 FESTO-572555 Datasheet
78Kb / 2P
Bus node
1544198 FESTO-1544198 Datasheet
78Kb / 2P
Bus node
8087559 FESTO-8087559 Datasheet
70Kb / 2P
Bus node
195740 FESTO-195740 Datasheet
87Kb / 2P
Bus node
195748 FESTO-195748 Datasheet
85Kb / 2P
Bus node
548751 FESTO-548751 Datasheet
95Kb / 2P
Bus node
2735960 FESTO-2735960 Datasheet
90Kb / 2P
Bus node
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com